Part Number Hot Search : 
AM2903 BRB10 AM2903 270251B TC7320 7106CPL 00623 TPCC8
Product Description
Full Text Search
 

To Download SB152014 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  sb1520 ... sb1540 sb1520 ... sb1540 bypass diodes for solar modules C schottky barrier rectifiers bypass-dioden fr solarmodule C schottky-barrier-gleichrichter version 2014-07-09 dimensions - ma?e [mm] nominal current C nennstrom 15 a repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung 20...40 v plastic case C kunststoffgeh?use ? 8 x 7.5 [mm] weight approx. C gewicht ca. 1.0 g plastic material has ul classification 94v-0 geh?usematerial ul94v-0 klassifiziert standard packaging taped in ammo pack on request taped on 13 reel green molding standard lieferform gegurtet in ammo-pack halogen-free auf anfrage gegurtet auf 13 rolle features vorteile best trade-off between v f and i r 1 ) 1000 pcs/13 reel for longer reel change intervals optimaler kompromiss zwischen v f und i r 1 ) 1000 stk. / 13 rolle fr l?ngere bestckungszyklen maximum ratings and characteristics grenz- und kennwerte type typ repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm [v] forward voltage durchlass-spannung v f [v] t j = 125c forward voltage durchlass-spannung v f [v] t j = 25c i f = 5 a i f = 5 a i f = 10 a i f = 15 a sb1520 20 typ. 0.25 < 0.43 < 0.50 < 0.55 sb1530 30 typ. 0.25 < 0.43 < 0.50 < 0.55 sb1540 40 typ. 0.25 < 0.43 < 0.50 < 0.55 max. average forward rectified current, r-load dauergrenzstrom in einwegschaltung mit r-last t a = 50c i fav 15 a 2 ) peak forward surge current, 50/60 hz half sine-wave sto?strom fr eine 50/60 hz sinus-halbwelle t a = 25c i fsm 300/340 a rating for fusing C grenzlastintegral, t < 10 ms t a = 25c i 2 t 450 a 2 s junction temperature C sperrschichttemperatur in dc forward mode C bei gleichstrom-durchlassbetrieb t j t j -50...+150c 200c 1 ) storage temperature C lagerungstemperatur t s -50...+175c 1 for more details, ask for the diotec application note reliability of bypass diodes weitere infos in der diotec applikationsschrift ?reliability of bypass diodes 2 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 type ? 0.05 1.2 ? 0.1 8 7 , 5 0 . 1 6 2 . 5 0 . 5
sb1520 ... sb1540 characteristics kennwerte leakage current sperrstrom t j = 25c t j = 100c v r = v rrm i r < 500 a typ. 25 ma thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 12 k/w 1 ) thermal resistance junction to leads w?rme widerstand sperrschicht C anschlussdr?hte r thl < 2.5 k/w 2 ) 1 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 10 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden 2 measured in 3 mm distance from case C use for bypass diodes test gemessen in 3 mm abstand vom geh?use C fr bypass-diodentest 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag 120 100 80 60 40 20 0 [%] i fav rated forward current versus ambient temperature ) zul. richtstrom in abh. von der umgebungstemp. ) 1 1 [c] t a 150 100 50 0 forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) sb1520...sb1540 10 10 1 10 10 2 -1 -2 [a] i f 0 v f 0.4 0.6 [v] 1.0 t = 25c j t = 125c j 10 10 10 1 10 3 2 -1 [ma] i r 0 v rrm 40 60 80 100 [%] typ. instantaneous leakage current vs. rev. voltage typ. sperrstrom (augenblickswert) . sperrspannung t = 25c j t = 150c j t = 125c j t = 75c j


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SB152014

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X